| データシートサーチシステム |
|
MPC8250VR データシート(PDF) 47 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MPC8250VR データシート(HTML) 47 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
47 / 60 page ![]() MPC8250 Hardware Specifications, Rev. 1 Freescale Semiconductor 47 Pinout D43 N2 D44 M5 D45 K1 D46 H4 D47 F1 D48 W2 D49 T4 D50 R3 D51 N4 D52 M1 D53 J2 D54 H5 D55 F3 D56 V3 D57 R5 D58 R2 D59 N5 D60 L2 D61 J3 D62 H1 D63 F4 DP0/RSRV/EXT_BR2 AB3 IRQ1/DP1/EXT_BG2 W5 IRQ2/DP2/TLBISYNC/EXT_DBG2 AC2 IRQ3/DP3/CKSTP_OUT/EXT_BR3 AA3 IRQ4/DP4/CORE_SRESET/EXT_BG3 AD1 IRQ5/DP5/TBEN/EXT_DBG3 AC1 IRQ6/DP6/CSE0 AB2 IRQ7/DP7/CSE1 Y3 PSDVAL D15 TA Y4 TEA D16 GBL/IRQ1 E15 CI/BADDR29/IRQ2 D14 WT/BADDR30/IRQ3 E14 Table 21. MPC8250 VR Package Pinout List (continued) Pin Name Ball |