| データシートサーチシステム |
|
MPC826XACVR データシート(PDF) 36 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MPC826XACVR データシート(HTML) 36 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
36 / 52 page ![]() MPC8260A PowerQUICC™ II Integrated Communications Processor Hardware Specifications, Rev. 1.1 36 Freescale Semiconductor Pinout D7 B5 D8 A20 D9 E17 D10 B15 D11 B13 D12 A11 D13 E9 D14 B7 D15 B4 D16 D19 D17 D17 D18 D15 D19 C13 D20 B11 D21 A8 D22 A5 D23 C5 D24 C19 D25 C17 D26 C15 D27 D13 D28 C11 D29 B8 D30 A4 D31 E6 D32 E18 D33 B17 D34 A15 D35 A12 D36 D11 D37 C8 D38 E7 D39 A3 D40 D18 D41 A17 Table 20. Pinout List (continued) Pin Name Ball |