| データシートサーチシステム |
|
MPC826XACVR データシート(PDF) 39 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MPC826XACVR データシート(HTML) 39 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
39 / 52 page ![]() MPC8260A PowerQUICC™ II Integrated Communications Processor Hardware Specifications, Rev. 1.1 Freescale Semiconductor 39 Pinout LWE0/LSDDQM0/LBS0/PCI_CFG0(1) H28 LWE1/LSDDQM1/LBS1/PCI_CFG11 H27 LWE2/LSDDQM2/LBS2/PCI_CFG21 H26 LWE3/LSDDQM3/LBS3/PCI_CFG31 G29 LSDA10/LGPL0/PCI_MODCKH01 D27 LSDWE/LGPL1/PCI_MODCKH11 C28 LOE/LSDRAS/LGPL2/PCI_MODCKH21 E26 LSDCAS/LGPL3/PCI_MODCKH31 D25 LGTA/LUPMWAIT/LGPL4/LPBS C26 LGPL5/LSDAMUX/PCI_MODCK1 B27 LWR D28 L_A14/PAR1 N27 L_A15/FRAME1/SMI T29 L_A16/TRDY1 R27 L_A17/IRDY1/CKSTP_OUT R26 L_A18/STOP1 R29 L_A19/DEVSEL1 R28 L_A20/IDSEL1 W29 L_A21/PERR1 P28 L_A22/SERR1 N26 L_A23/REQ01 AA27 L_A24/REQ11/HSEJSW1 P29 L_A25/GNT01 AA26 L_A26/GNT11/HSLED1 N25 L_A27/GNT21/HSENUM1 AA25 L_A28/RST1/CORE_SRESET AB29 L_A29/INTA1 AB28 L_A30/REQ21 P25 L_A31/DLLOUT1 AB27 LCL_D0/AD01 H29 LCL_D1/AD11 J29 LCL_D2/AD21 J28 LCL_D3/AD31 J27 LCL_D4/AD41 J26 LCL_D5/AD51 J25 Table 20. Pinout List (continued) Pin Name Ball |