| データシートサーチシステム |
|
MPC8280CVRI データシート(PDF) 52 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MPC8280CVRI データシート(HTML) 52 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
52 / 80 page ![]() MPC8280 PowerQUICC II™ Family Hardware Specifications, Rev. 1.7 52 Freescale Semiconductor Pinout PA8/SMRXD2/FCC2_TXADDR4 L1RXD0A1/L1RXDA1 AF232 PA9/SMTXD2 L1TXD0A1 AH232 PA10/MSNUM5 FCC1_UT8_RXD0/FCC1_UT16_RXD8 AE222 PA11/MSNUM4 FCC1_UT8_RXD1/FCC1_UT16_RXD9 AH222 PA12/MSNUM3 FCC1_UT8_RXD2/ FCC1_UT16_RXD10 AJ212 PA13/MSNUM2 FCC1_UT8_RXD3/ FCC1_UT16_RXD11 AH202 PA14/FCC1_MII_HDLC_RXD3 FCC1_UT8_RXD4/ FCC1_UT16_RXD12 AG192 PA15/FCC1_MII_HDLC_RXD2 FCC1_UT8_RXD5/ FCC1_UT16_RXD13 AF182 PA16/FCC1_MII_HDLC_RXD1/ FCCI_RMII_RXD1 FCC1_UT8_RXD6/ FCC1_UT16_RXD14 AF172 PA17/FCC1_MII_HDLC_RXD0/ FCC1_MII_TRAN_RXD/ FCCI_RMII_RXD0 FCC1_UT8_RXD7/ FCC1_UT16_RXD15 AE162 PA18/FCC1_MII_HDLC_TXD0/ FCC1_MII_TRAN_TXD/ FCC1_RMII_TXD0 FCC1_UT8_TXD7/FCC1_UT16_TXD15 AJ162 PA19/FCC1_MII_HDLC_TXD1/ FCC1_RMII_TXD1 FCC1_UT8_TXD6/FCC1_UT16_TXD14 AG152 PA20/FCC1_MII_HDLC_TXD2 FCC1_UT8_TXD5/FCC1_UT16_TXD13 AJ132 PA21/FCC1_MII_HDLC_TXD3 FCC1_UT8_TXD4/FCC1_UT16_TXD12 AE132 PA22 FCC1_UT8_TXD3/FCC1_UT16_TXD11 AF122 PA23 FCC1_UT8_TXD2/FCC1_UT16_TXD10 AG112 PA24/MSNUM1 FCC1_UT8_TXD1/FCC1_UT16_TXD9 AH92 PA25/MSNUM0 FCC1_UT8_TXD0/FCC1_UT16_TXD8 AJ82 PA26/FCC1_RMII_RX_ER FCC1_UTM_RXCLAV/ FCC1_UTS_RXCLAV AH72 PA27/FCC1_MII_RX_DV/ FCC1_RMII_CRS_DV FCC1_UT_RXSOC AF72 PA28/FCC1_MII_TX_EN/ FCC1_RMII_TX_EN FCC1_UTM_RXENB/ FCC1_UTS_RXENB AD52 PA29/FCC1_MII_TX_ER FCC1_UT_TXSOC AF12 PA30/FCC1_MII_CRS/FCC1_RTS FCC1_UTM_TXCLAV/ FCC1_UTS_TXCLAV AD32 PA31/FCC1_MII_COL FCC1_UTM_TXENB/ FCC1_UTS_TXENB AB52 Table 21. MPC8280 and MPC8270 (ZU Package) Pinout List (continued) Pin Name Ball MPC8280/MPC8270 MPC8280 only |