データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AK6004A データシート(PDF) 15 Page - Asahi Kasei Microsystems

部品番号 AK6004A
部品情報  I2C bus 4K / 16Kbit Serial CMOS EEPROM
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AKM [Asahi Kasei Microsystems]
ホームページ  http://www.akm.com
Logo AKM - Asahi Kasei Microsystems

AK6004A データシート(HTML) 15 Page - Asahi Kasei Microsystems

Back Button AK6004A_02 Datasheet HTML 8Page - Asahi Kasei Microsystems AK6004A_02 Datasheet HTML 9Page - Asahi Kasei Microsystems AK6004A_02 Datasheet HTML 10Page - Asahi Kasei Microsystems AK6004A_02 Datasheet HTML 11Page - Asahi Kasei Microsystems AK6004A_02 Datasheet HTML 12Page - Asahi Kasei Microsystems AK6004A_02 Datasheet HTML 13Page - Asahi Kasei Microsystems AK6004A_02 Datasheet HTML 14Page - Asahi Kasei Microsystems AK6004A_02 Datasheet HTML 15Page - Asahi Kasei Microsystems AK6004A_02 Datasheet HTML 16Page - Asahi Kasei Microsystems  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 16 page
background image
ASAHI KASEI
[AK6004A/08A]
DAI01E-02
2002/11
- 15 -
Synchronous Data Timing
BUS TIMING
WRITE CYCLE TIMING
tWR
SCL
SDA
8th BIT
WORD n
ACK
STOP
CONDITION
START
CONDITION
tAA
tBUF
SCL
SDA IN
SDA OUT
tSU:STA
tHD:DAT
tHIGH
tLOW
tHD:STA
tSU:DAT
tF
tR
tSU:STO
tDH



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com