| データシートサーチシステム |
|
PIC16F616-E/P データシート(PDF) 4 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PIC16F616-E/P データシート(HTML) 4 Page - Microchip Technology |
|
4 / 180 page ![]() PIC16F610/616/16HV610/616 DS41288C-page 2 Preliminary © 2007 Microchip Technology Inc. PIC16F610/16HV610 14-Pin Diagram (PDIP, SOIC, TSSOP) TABLE 1: PIC16F610/16HV610 14-PIN SUMMARY Device Program Memory Data Memory I/O 10-bit A/D (ch) Comparators Timers 8/16-bit Voltage Range Flash (words) SRAM (bytes) PIC16F610 1024 64 11 — 2 1/1 2.0-5.5V PIC16HV610 1024 64 11 — 2 1/1 2.0-user defined PIC16F616 2048 128 11 8 2 2/1 2.0-5.5V PIC16HV616 2048 128 11 8 2 2/1 2.0-user defined I/O Pin Comparators Timer Interrupts Pull-ups Basic RA0 13 C1IN+ — IOC Y ICSPDAT RA1 12 C12IN0- — IOC Y ICSPCLK RA2 11 C1OUT T0CKI INT/IOC Y — RA3(1) 4— — IOC Y(2) MCLR/VPP RA4 3 — T1G IOC Y OSC2/CLKOUT RA5 2 — T1CKI IOC Y OSC1/CLKIN RC0 10 C2IN+ — — — — RC1 9 C12IN1- — — — — RC2 8 C12IN2- — — — — RC3 7 C12IN3- — — — — RC4 6 C2OUT — — — — RC5 5 — — — — — — 1 — — — — VDD —14 — — — — VSS Note 1: Input only. 2: Only when pin is configured for external MCLR. VDD RA5/T1CKI/OSC1/CLKIN RA4/T1G/OSC2/CLKOUT RA3/MCLR/VPP RC5 RC4/C2OUT RC3/C12IN3- VSS RA0/C1IN+/ICSPDAT RA1/C12IN0-/ICSPCLK RA2/T0CKI/INT/C1OUT RC0/C2IN+ RC1/C12IN1- RC2/C12IN2- 1 2 3 4 5 6 7 14 13 12 9 11 10 8 |