データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LC87F5LP6A データシート(PDF) 7 Page - Sanyo Semicon Device

部品番号 LC87F5LP6A
部品情報  CMOS IC FROM 256K byte, RAM 8192 byte on-chip 8-bit 1-chip Microcontroller
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SANYO [Sanyo Semicon Device]
ホームページ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LC87F5LP6A データシート(HTML) 7 Page - Sanyo Semicon Device

Back Button LC87F5LP6A Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LC87F5LP6A Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device LC87F5LP6A Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LC87F5LP6A Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LC87F5LP6A Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LC87F5LP6A Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device LC87F5LP6A Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device LC87F5LP6A Datasheet HTML 10Page - Sanyo Semicon Device LC87F5LP6A Datasheet HTML 11Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 28 page
background image
LC87F5LP6A
No.A0664-7/28
SANYO: TQFP100(14
×14) “Lead-free Type”
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51
PWM1
SI2P3/SCK20
SI2P2/SCK2
SI2P1/SI2/SB2
SI2P0/SO2
PF7
PF6
PF5
PF4
PF3
PF2
PF1
PF0
VDD4
VSS4
PE7
PE6
PE5
PE4
PE3
PE2
PE1
PE0
P17/T1PWMH/BUZ
P16/T1PWML
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
P36
PB7
PB6
PB5
PB4
PB3
PB2
PB1
PB0
VSS3
VDD3
PC7/DBGP2
PC6/DBGP1
PC5/DBGP0
PC4
PC3
PC2
PC1
PC0
PA0
PA1
PA2
PA3/AN12
PA4/AN13
PA5/AN14
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Top view
LC87F5LP6A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28