| データシートサーチシステム |
|
LC87F5LP6A データシート(PDF) 6 Page - Sanyo Semicon Device |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LC87F5LP6A データシート(HTML) 6 Page - Sanyo Semicon Device |
|
6 / 28 page ![]() LC87F5LP6A No.A0664-6/28 Pin Assignments SANYO: QIP100E(14 ×20) “Lead-free Type” SI2P1/SI2/SB2 SI2P0/SO2 PF7 PF6 PF5 PF4 PF3 PF2 PF1 PF0 VDD4 VSS4 PE7 PE6 PE5 PE4 PE3 PE2 PE1 PE0 PB6 PB5 PB4 PB3 PB2 PB1 PB0 VSS3 VDD3 PC7/DBGP2 PC6/DBGP1 PC5/DBGP0 PC4 PC3 PC2 PC1 PC0 PA0 PA1 PA2 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 LC87F5LP6A Top view |