| データシートサーチシステム |
|
HT12D データシート(PDF) 6 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT12D データシート(HTML) 6 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
6 / 11 page ![]() Application Circuits HT12D/HT12F Rev. 1.10 6 November 18, 2002 R e c e i v e r C i r c u i t 0 6 , A 0 A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 V S S V D D V T O S C 1 O S C 2 D I N D 1 1 D 1 0 D 9 D 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 8 1 7 1 6 1 5 1 4 1 3 1 2 1 1 1 0 R O S C V D D R e c e i v e r C i r c u i t 0 6 . A 0 A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 V S S V D D V T O S C 1 O S C 2 D I N A 1 1 A 1 0 A 9 A 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 8 1 7 1 6 1 5 1 4 1 3 1 2 1 1 1 0 R O S C V D D |