| データシートサーチシステム |
|
M93C76-RBN3G/W データシート(PDF) 35 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M93C76-RBN3G/W データシート(HTML) 35 Page - STMicroelectronics |
|
35 / 38 page ![]() M93C86, M93C76, M93C66, M93C56, M93C46 Part numbering 35/38 Table 33. Available M93C86-x products (package, voltage range, temperature grade) Package M93C86 4.5 V to 5.5 V M93C86-W 2.5 V to 5.5 V M93C86-R 1.8 V to 5.5 V DIP8 (BN) Range 6 SO8 (MN) Range 6 Range3 Range 6 Range3 TSSOP (DW) Range 6 |