| データシートサーチシステム |
|
STR710FZ1H6 データシート(PDF) 68 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STR710FZ1H6 データシート(HTML) 68 Page - STMicroelectronics |
|
68 / 77 page ![]() Package characteristics STR71xF 68/77 6 Package characteristics 6.1 Package mechanical data Figure 39. 64-Pin Low Profile Quad Flat Package (10x10) 1 Dim. mm inches Min Typ Max Min Typ Max A 1.60 0.063 A1 0.05 0.15 0.002 0.006 A2 1.35 1.40 1.45 0.053 0.055 0.057 b 0.17 0.22 0.27 0.007 0.009 0.011 c 0.09 0.20 0.004 0.008 D 12.00 0.472 D1 10.00 0.394 E 12.00 0.472 E1 10.00 0.394 e 0.50 0.020 θ 0° 3.5° 7° 0° 3.5° 7° L 0.45 0.60 0.75 0.018 0.024 0.030 L1 1.00 0.039 Number of Pins N 64 A A2 A1 c h L1 L E E1 D D1 e b Recommended footprint (dimensions in mm) |