データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AX2005 データシート(PDF) 8 Page - AXElite technology co. ltd

部品番号 AX2005
部品情報  3A/2APWM Control LED Driver with internal Switch
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AXELITE [AXElite technology co. ltd]
ホームページ  http://www.axelite.com.tw/
Logo AXELITE - AXElite technology co. ltd

AX2005 データシート(HTML) 8 Page - AXElite technology co. ltd

Back Button AX2005 Datasheet HTML 2Page - AXElite technology co. ltd AX2005 Datasheet HTML 3Page - AXElite technology co. ltd AX2005 Datasheet HTML 4Page - AXElite technology co. ltd AX2005 Datasheet HTML 5Page - AXElite technology co. ltd AX2005 Datasheet HTML 6Page - AXElite technology co. ltd AX2005 Datasheet HTML 7Page - AXElite technology co. ltd AX2005 Datasheet HTML 8Page - AXElite technology co. ltd AX2005 Datasheet HTML 9Page - AXElite technology co. ltd AX2005 Datasheet HTML 10Page - AXElite technology co. ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
8/10
Axelite Confidential Materials, do not copy or distribute without written consent.
Rev.1.6 Sep.24, 2019
AX2005/A
TYPICAL CHARACTERISTICS
0.190
0.192
0.194
0.196
0.198
0.200
0.202
0.204
0.206
0.208
0.210
8
12
16
20
24
28
32
36
40
VIN (V)
VIN VS Feedback Voltage
LED*1
ILED=350mA
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
8
12
16
20
24
28
32
36
40
VIN (V)
VIN VS Frequency
LED*1
ILED=350mA
0.180
0.184
0.188
0.192
0.196
0.200
0.204
0.208
0.212
0.216
0.220
-40℃ -20℃
0℃
25℃ 50℃ 85℃ 105℃ 125℃
Temperature
Temperature VS Feedback Voltage
LED*1
VIN=24V
ILED=350mA
Start-up
(VIN=24V, 1W-LED*2, ILED=350mA)
LED Dimming (32KHz)
(VIN=24V, 1W-LED*2, ILED=350mA)
LED Dimming (50KHz)
(VIN=24V, 1W-LED*2, ILED=350mA)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com