| データシートサーチシステム |
|
TL431AC データシート(PDF) 17 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TL431AC データシート(HTML) 17 Page - STMicroelectronics |
|
17 / 22 page ![]() DocID4467 Rev 17 17/22 TL431, TL432 Package information 22 4.5 SOT23-5 package information Figure 28. SOT23-5 package outline Table 11. SOT23-5 package mechanical data Symbol Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 0.90 - 1.45 0.035 - 0.057 A1 - - 0.15 - - 0.006 A2 0.90 - 1.30 0.035 - 0.051 b 0.35 - 0.50 0.014 - 0.020 c 0.09 - 0.20 0.004 - 0.008 D 2.80 - 3.05 0.110 - 0.120 E 1.50 - 1.75 0.059 - 0.069 e - 0.95 - - 0.037 - H 2.60 - 3.00 0.102 - 0.118 L 0.10 - 0.60 0.004 - 0.024 θ 0 degrees - 10 degrees - - - 7049676_I |