| データシートサーチシステム |
|
STM32H523CEU6 データシート(PDF) 80 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32H523CEU6 データシート(HTML) 80 Page - STMicroelectronics |
|
80 / 228 page ![]() PB0 - TIM1_CH2N TIM3_CH3 TIM8_CH2N - SPI3_MISO/ I2S3_SDI OCTOSPI1_IO1 USART2_TX PB1 - TIM1_CH3N TIM3_CH4 TIM8_CH3N SPI3_SCK SPI2_NSS/I2S2_WS OCTOSPI1_IO0 USART3_RX PB2 RTC_OUT2 - - TIM8_CH4N SPI1_RDY LPTIM1_CH1 SPI2_SCK/I2S2_CK SPI3_MOSI/I2S3_S DO PB3 JTDO/ TRACESWO TIM2_CH2 - I3C2_SCL I2C2_SDA SPI1_SCK/ I2S1_CK SPI3_SCK/I2S3_CK - PB4 NJTRST - TIM3_CH1 OCTOSPI1_CLK LPTIM1_CH2 SPI1_MISO/ I2S1_SDI SPI3_MISO/I2S3_SDI SPI2_NSS/ I2S2_WS PB5 - - TIM3_CH2 OCTOSPI1_NCLK I2C1_SMBA SPI1_MOSI/ I2S1_SDO USART6_TX SPI3_MOSI/ I2S3_SDO PB6 - - TIM4_CH1 I3C1_SCL I2C1_SCL HDMI_CEC USART6_RX USART1_TX PB7 - - TIM4_CH2 I3C1_SDA I2C1_SDA SPI4_MISO USART6_CTS/USART6_NS S USART1_RX PB8 - - TIM4_CH3 I3C1_SCL I2C1_SCL SPI4_RDY SPI3_NSS/I2S3_WS SDMMC1_CKIN PB9 - - TIM4_CH4 I3C1_SDA I2C1_SDA SPI2_NSS/I2S2_WS SPI3_SCK/I2S3_CK SDMMC1_CDIR PB10 - TIM2_CH3 TIM8_CH1 LPTIM2_IN1 I2C2_SCL SPI2_SCK/I2S2_CK - USART3_TX PB12 - TIM1_BKIN TIM8_CH3 OCTOSPI1_NCLK I2C2_SDA SPI2_NSS/ I2S2_WS UCPD1_FRSTX USART3_CK PB13 - TIM1_CH1N TIM8_CH2 LPTIM2_CH1 I2C2_SMBA SPI2_SCK/ I2S2_CK - USART3_CTS/USA RT3_NSS PB14 - TIM1_CH2N TIM12_CH1 TIM8_CH2N USART1_TX SPI2_MISO/ I2S2_SDI - USART3_RTS PB15 RTC_REFIN TIM1_CH3N TIM12_CH2 TIM8_CH3N USART1_RX SPI2_MOSI/I2S2_SD O SPI1_MOSI/I2S1_SDO - Table 14. Alternate function AF0 to AF7(1) (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 SYS LPTIM1/ TIM1/2 TIM3/4/5/ 8/12/15 I3C1/2/LPTIM2/LP UART1/OCTOSPI/ TIM1/8 CEC/DCMI/I2C1/2/3/L PTIM1/2/SPI1/I2S1/SP I3/I2S3/TIM15/USART 1 CEC/I3C1/LPTIM1/S PI1/I2S1/SPI2/I2S2/S PI3/I2S3/SPI4 OCTOSPI/SPI1/I2S1/SPI2/I 2S2/SPI3/I2S3/SPI4/UART 4/USART6/USB_PD SDMMC1/SPI2/I2S 2/SPI3/I2S3/USAR T1/2/3/6 |