| データシートサーチシステム |
|
STM32H523CEU6 データシート(PDF) 88 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32H523CEU6 データシート(HTML) 88 Page - STMicroelectronics |
|
88 / 228 page ![]() PC0 - FMC_A25 OCTOSPI1_IO7 - - - - EVENTOUT PC1 - - OCTOSPI1_IO4 - - - - EVENTOUT PC2 - OCTOSPI1_IO2 - - - - - EVENTOUT PC3 - OCTOSPI1_IO0 - - - - - EVENTOUT PC4 - - - - - - - EVENTOUT PC5 - - OCTOSPI1_DQS - - - - EVENTOUT PC6 SDMMC1_D0 DIR FMC_NWAIT I3C2_SCL OCTOSPI1_IO5 SDMMC1_D6 DCMI_D0/PSSI_D0 - EVENTOUT PC7 SDMMC1_D1 23DIR FMC_NE1 I3C2_SDA OCTOSPI1_IO6 SDMMC1_D7 DCMI_D1/PSSI_D1 - EVENTOUT PC8 UART5_RTS FMC_NE2/FMC_NCE FMC_INT FMC_ALE SDMMC1_D0 DCMI_D2/PSSI_D2 - EVENTOUT PC9 UART5_CTS OCTOSPI1_IO0 - FMC_CLE SDMMC1_D1 DCMI_D3/PSSI_D3 - EVENTOUT PC10 UART4_TX OCTOSPI1_IO1 - - SDMMC1_D2 DCMI_D8/PSSI_D8 - EVENTOUT PC11 UART4_RX OCTOSPI1_NCS - - SDMMC1_D3 DCMI_D4/PSSI_D4 - EVENTOUT PC12 UART5_TX - - - SDMMC1_CK DCMI_D9/PSSI_D9 - EVENTOUT PC13 - - - - - - - EVENTOUT PC14 - - - - - - - EVENTOUT PC15 - - - - - - - EVENTOUT Table 15. Alternate function AF8 to AF15(1) (continued) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 LPUART1/S DMMC1/UA RT4/5 FDCAN1/2/FMC[NAND16)/ FMC[NORmux)/FMC[NOR_RAM)/ I2C3/I3C2/OCTOSPI CRS/FMC[NAND1 6)/I3C2/OCTOSPI/ SDMMC1/USB_ FMC[NAND16)/ OCTOSPI/SDM MC1/USB_PD FMC[NAND16)/FMC [NORmux)/FMC[NO R_RAM)/SDMMC1 DCMI/FMC[NAND16 )/FMC[NORmux)/FM C[NOR_RAM) TIM2/UART 5/USART6 SYS |