| データシートサーチシステム |
|
STM32F205RFT6 データシート(PDF) 64 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F205RFT6 データシート(HTML) 64 Page - STMicroelectronics |
|
64 / 184 page ![]() Port D PD0 - - - - - - - - - CAN1_RX - - FSMC_D2 - - EVENTOUT PD1 - - - - - - - - - CAN1_TX - - FSMC_D3 - - EVENTOUT PD2 - - TIM3_ETR - - - - - UART5_RX - - - SDIO_CMD DCMI_D11 - EVENTOUT PD3 - - - - - - - USART2_CTS - - - - FSMC_CLK - - EVENTOUT PD4 - - - - - - - USART2_RTS - - - - FSMC_NOE - - EVENTOUT PD5 - - - - - - - USART2_TX - - - - FSMC_NWE - - EVENTOUT PD6 - - - - - - - USART2_RX - - - - FSMC_NWAIT - - EVENTOUT PD7 - - - - - - - USART2_CK - - - - FSMC_NE1/ FSMC_NCE2 - - EVENTOUT PD8 - - - - - - - USART3_TX - - - - FSMC_D13 - - EVENTOUT PD9 - - - - - - - USART3_RX - - - - FSMC_D14 - - EVENTOUT PD10 - - - - - - - USART3_CK - - - - FSMC_D15 - - EVENTOUT PD11 - - - - - - - USART3_CTS - - - - FSMC_A16 - - EVENTOUT PD12 - - TIM4_CH1 - - - - USART3_RTS - - - - FSMC_A17 - - EVENTOUT PD13 - - TIM4_CH2 - - - - - - - - - FSMC_A18 - - EVENTOUT PD14 - - TIM4_CH3 - - - - - - - - - FSMC_D0 - - EVENTOUT PD15 - - TIM4_CH4 - - - - - - - - - FSMC_D1 - - EVENTOUT Port E PE0 - - TIM4_ETR - - - - - - - - - FSMC_NBL0 DCMI_D2 - EVENTOUT PE1 - - - - - - - - - - - - FSMC_NBL1 DCMI_D3 - EVENTOUT PE2 TRACECLK - - - - - - - - - - ETH _MII_TXD3 FSMC_A23 - - EVENTOUT PE3 TRACED0 - - - - - - - - - - - FSMC_A19 - - EVENTOUT PE4 TRACED1 - - - - - - - - - - - FSMC_A20 DCMI_D4 - EVENTOUT PE5 TRACED2 - - TIM9_CH1 - - - - - - - - FSMC_A21 DCMI_D6 - EVENTOUT PE6 TRACED3 - - TIM9_CH2 - - - - - - - - FSMC_A22 DCMI_D7 - EVENTOUT PE7 - TIM1_ETR - - - - - - - - - - FSMC_D4 - - EVENTOUT PE8 - TIM1_CH1N - - - - - - - - - - FSMC_D5 - - EVENTOUT PE9 - TIM1_CH1 - - - - - - - - - - FSMC_D6 - - EVENTOUT PE10 - TIM1_CH2N - - - - - - - - - - FSMC_D7 - - EVENTOUT PE11 - TIM1_CH2 - - - - - - - - - - FSMC_D8 - - EVENTOUT PE12 - TIM1_CH3N - - - - - - - - - - FSMC_D9 - - EVENTOUT PE13 - TIM1_CH3 - - - - - - - - - - FSMC_D10 - - EVENTOUT PE14 - TIM1_CH4 - - - - - - - - - - FSMC_D11 - - EVENTOUT PE15 - TIM1_BKIN - - - - - - - - - - FSMC_D12 - - EVENTOUT Table 10. Alternate function mapping (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF014 AF15 SYS TIM1/2 TIM3/4/5 TIM8/9/10/11 I2C1/I2C2/I2C3 SPI1/SPI2/I2S2 SPI3/I2S3 USART1/2/3 UART4/5/ USART6 CAN1/CAN2/ TIM12/13/14 OTG_FS/ OTG_HS ETH FSMC/SDIO/ OTG_HS DCMI |