データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

X24C01GP データシート(PDF) 11 Page - IC MICROSYSTEMS

部品番号 X24C01GP
部品情報  Serial E2PROM
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ICMIC [IC MICROSYSTEMS]
ホームページ  http://www.icmic.com
Logo ICMIC - IC MICROSYSTEMS

X24C01GP データシート(HTML) 11 Page - IC MICROSYSTEMS

Back Button X24C01GP Datasheet HTML 6Page - IC MICROSYSTEMS X24C01GP Datasheet HTML 7Page - IC MICROSYSTEMS X24C01GP Datasheet HTML 8Page - IC MICROSYSTEMS X24C01GP Datasheet HTML 9Page - IC MICROSYSTEMS X24C01GP Datasheet HTML 10Page - IC MICROSYSTEMS X24C01GP Datasheet HTML 11Page - IC MICROSYSTEMS X24C01GP Datasheet HTML 12Page - IC MICROSYSTEMS X24C01GP Datasheet HTML 13Page - IC MICROSYSTEMS X24C01GP Datasheet HTML 14Page - IC MICROSYSTEMS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 14 page
background image
X24C01
11
0.020 (0.51)
0.016 (0.41)
0.150 (3.81)
0.125 (3.18)
0.325 (8.25)
0.300 (7.62)
0.110 (2.79)
0.090 (2.29)
0.430 (10.92)
0.360 (9.14)
0.300
(7.62) REF.
PIN 1 INDEX
0.140 (3.56)
0.130 (3.30)
0.020 (0.51)
0.015 (0.38)
PIN 1
SEATING
PLANE
0.062 (1.57)
0.058 (1.47)
0.255 (6.47)
0.245 (6.22)
0.060 (1.52)
0.020 (0.51)
TYP. 0.010 (0.25)
0°
15°
0.092 (2.34)
DIA. NOM.
HALF SHOULDER WIDTH ON
ALL END PINS OPTIONAL
0.015 (0.38)
MAX.
PACKAGING INFORMATION
8-LEAD PLASTIC IN-LINE PACKAGE TYPE P
NOTE: ALL DIMENSIONS IN INCHES (IN PARENTHESES IN MILLIMETERS)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com