| データシートサーチシステム |
|
STM32F427AIH7 データシート(PDF) 77 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F427AIH7 データシート(HTML) 77 Page - STMicroelectronics |
|
77 / 231 page ![]() Port D PD7 - - - - - - - USART2_ CK -- - - FMC_NE1/ FMC_ NCE2 -- EVEN TOUT PD8 - - - - - - - USART3_ TX - - - - FMC_D13 - - EVEN TOUT PD9 - - - - - - - USART3_ RX - - - - FMC_D14 - - EVEN TOUT PD10 - - - - - - - USART3_ CK - - - - FMC_D15 - LCD_B3 EVEN TOUT PD11 - - - - - - - USART3_ CTS -- - - FMC_A16 - - EVEN TOUT PD12 - - TIM4_ CH1 -- - - USART3_ RTS -- - - FMC_A17 - - EVEN TOUT PD13 - - TIM4_ CH2 - - - - - - - - - FMC_A18 - - EVEN TOUT PD14 - - TIM4_ CH3 -- - - - - - - - FMC_D0 - - EVEN TOUT PD15 - - TIM4_ CH4 -- - - - - - - - FMC_D1 - - EVEN TOUT Port E PE0 - - TIM4_ ETR - - - - - UART8_Rx - - - FMC_ NBL0 DCMI_ D2 - EVEN TOUT PE1 - - - - - - - - UART8_Tx - - - FMC_ NBL1 DCMI_ D3 - EVEN TOUT PE2 TRAC ECLK -- - - SPI4_ SCK SAI1_ MCLK_A -- - - ETH_MII_ TXD3 FMC_A23 - - EVEN TOUT PE3 TRAC ED0 -- - - - SAI1_ SD_B - - - - - FMC_A19 - - EVEN TOUT PE4 TRAC ED1 -- - - SPI4_ NSS SAI1_ FS_A - - - - - FMC_A20 DCMI_ D4 LCD_B0 EVEN TOUT PE5 TRAC ED2 -- TIM9_ CH1 - SPI4_M ISO SAI1_ SCK_A - - - - - FMC_A21 DCMI_ D6 LCD_G0 EVEN TOUT PE6 TRAC ED3 -- TIM9_ CH2 - SPI4_ MOSI SAI1_ SD_A - - - - - FMC_A22 DCMI_ D7 LCD_G1 EVEN TOUT Table 12. STM32F427xx and STM32F429xx alternate function mapping (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 SYS TIM1/2 TIM3/4/5 TIM8/9/ 10/11 I2C1/ 2/3 SPI1/2/ 3/4/5/6 SPI2/3/ SAI1 SPI3/ USART1/ 2/3 USART6/ UART4/5/7 /8 CAN1/2/ TIM12/13/14 /LCD OTG2_HS /OTG1_ FS ETH FMC/SDIO /OTG2_FS DCMI LCD SYS |