データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

XC9120 データシート(PDF) 10 Page - Torex Semiconductor

部品番号 XC9120
部品情報  Step-Up DC/DC Controller IC,
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TOREX [Torex Semiconductor]
ホームページ  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC9120 データシート(HTML) 10 Page - Torex Semiconductor

Back Button XC9120 Datasheet HTML 6Page - Torex Semiconductor XC9120 Datasheet HTML 7Page - Torex Semiconductor XC9120 Datasheet HTML 8Page - Torex Semiconductor XC9120 Datasheet HTML 9Page - Torex Semiconductor XC9120 Datasheet HTML 10Page - Torex Semiconductor XC9120 Datasheet HTML 11Page - Torex Semiconductor XC9120 Datasheet HTML 12Page - Torex Semiconductor XC9120 Datasheet HTML 13Page - Torex Semiconductor XC9120 Datasheet HTML 14Page - Torex Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 17 page
background image
10/17
XC9120/XC9121/XC9122 Series
XC9122D091 (100kHz)
0
10
20
30
40
50
12
34
56
Pow er Supply: VDD(V)
85oC
Ta=25oC
-40oC
XC9122D091 (100kHz)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
12
3
456
Pow er Supply: VDD(V)
85oC
Ta=25,-40oC
XC9122D091 (100kHz)
0
50
100
150
200
12
3
456
Pow er Supply: VDD(V)
85oC
Ta=25oC
-40oC
XC9122D091 (100kHz)
70
80
90
100
12
3
4
56
Pow er Supply: VDD(V)
Ta=25oC-40oC85oC
XC9122B091 (100kHz)
150
200
250
300
350
12
3
456
Pow er Supply: VDD(V)
85oC
Ta=25oC
-40oC
XC9122D091 (100kHz)
0
5
10
15
20
12
3
456
Pow er Supply: VDD(V)
85oC
Ta=25oC
-40oC
(9) Over Current Sense Voltage vs. Supply Voltage
(10) Soft-Start Time vs. Supply Voltage
(5) Supply Current 2 vs. Supply Voltage
(6) Stand-by Current vs. Supply Voltage
(7) Oscillation Frequency vs. Supply Voltage
(8) Maximum Duty Ratio vs. Supply Voltage
■TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS (Continued)
Supply Voltage: VDD (V)
Supply Voltage: VDD (V)
Supply Voltage: VDD (V)
Supply Voltage: VDD (V)
Supply Voltage: VDD (V)
Supply Voltage: VDD (V)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com