| データシートサーチシステム |
|
STM32L452VCI3 データシート(PDF) 71 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L452VCI3 データシート(HTML) 71 Page - STMicroelectronics |
|
71 / 210 page ![]() Table 17. Alternate function AF0 to AF7 (for AF8 to AF15 see Table 18) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 SYS_AF TIM1/TIM2 LPTIM1 I2C4/TIM1/ TIM2/TIM3 I2C4/USART2/ CAN1/TIM1 I2C1/I2C2/ I2C3/I2C4 SPI1/SPI2/I2C4 SPI3/DFSDM/ COMP1 USART1/ USART2/ USART3 Port A PA0 - TIM2_CH1 ---- - USART2_CTS PA1 - TIM2_CH2 - - I2C1_SMBA SPI1_SCK - USART2_RTS_ DE PA2 - TIM2_CH3 ---- - USART2_TX PA3 - TIM2_CH4 ---- - USART2_RX PA4 - - - - - SPI1_NSS SPI3_NSS USART2_CK PA5 - TIM2_CH1 TIM2_ETR - - SPI1_SCK DFSDM1_ CKOUT - PA6 - TIM1_BKIN TIM3_CH1 - - SPI1_MISO COMP1_OUT USART3_CTS PA7 - TIM1_CH1N TIM3_CH2 - I2C3_SCL SPI1_MOSI DFSDM1_ DATIN0 - PA8 MCO TIM1_CH1 ---- DFSDM1_ CKIN1 USART1_CK PA9 - TIM1_CH2 - - I2C1_SCL - DFSDM1_ DATIN1 USART1_TX PA10 - TIM1_CH3 - - I2C1_SDA - - USART1_RX PA11 - TIM1_CH4 TIM1_BKIN2 - - SPI1_MISO COMP1_OUT USART1_CTS PA12 - TIM1_ETR - - - SPI1_MOSI - USART1_RTS_ DE PA13 JTMS/SWDAT IR_OUT ---- -- PA14 JTCK/SWCLK LPTIM1_OUT - - I2C1_SMBA I2C4_SMBA - - PA15 JTDI TIM2_CH1 TIM2_ETR USART2_RX - SPI1_NSS SPI3_NSS USART3_RTS_ DE |