データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BUR52 データシート(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

部品番号 BUR52
部品情報  HIGH CURRENT NPN SILICON TRANSISTOR
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

BUR52 データシート(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  BUR52 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics BUR52 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics BUR52 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics BUR52 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
11.00
11.7
13.10
0.433
0.516
B
1.45
1.5
1.60
0.057
0.063
C
2.7
2.92
0.106
0.115
D
8.9
9.4
0.350
0.370
E
19.00
20.00
0.748
0.787
G
10.70
10.9
11.10
0.421
0.429
0.437
N
16.50
16.9
17.20
0.650
0.665
0.677
P
25.00
26.00
0.984
1.024
R
3.88
4.2
0.153
0.165
U
38.50
39.30
1.516
1.547
V
30.00
30.14
30.30
1.181
1.186
1.193
R
C
D
A
P
G
P003I
TO-3 (version P) MECHANICAL DATA
BUR52
3/4



Html Pages

1 2 3 4