| データシートサーチシステム |
|
STMPE1601 データシート(PDF) 56 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STMPE1601 データシート(HTML) 56 Page - STMicroelectronics |
|
56 / 58 page ![]() Package mechanical data STMPE1601 56/58 Figure 12. Tape and reel dimension Table 24. TFBGA25 tape and reel mechanical data Symbol millimeters inches Min Typ Max Min Typ Max A 330 12.992 C 12.8 13.2 0.504 0.519 D 20.2 0.795 N 60 2.362 T 14.4 0.567 Ao 3.3 0.130 Bo 3.3 0.130 Ko 1.60 0.063 Po 3.9 4.1 0.153 0.161 P 7.9 8.1 0.311 0.319 |