| データシートサーチシステム |
|
CC2640R2FYFVT.B データシート(PDF) 60 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CC2640R2FYFVT.B データシート(HTML) 60 Page - Texas Instruments |
|
60 / 74 page ![]() PACKAGE MATERIALS INFORMATION www.ti.com 2-Oct-2025 Device Package Name Package Type Pins SPQ Unit array matrix Max temperature (°C) L (mm) W (mm) K0 (µm) P1 (mm) CL (mm) CW (mm) CC2640R2FRSMT.A RSM VQFN 32 250 14 x 35 150 315 135.9 7620 8.8 7.9 8.15 CC2640R2FRSMT.A RSM VQFN 32 250 14 x 35 150 315 135.9 7620 8.8 7.9 8.15 CC2640R2FRSMT.B RSM VQFN 32 250 14 x 35 150 315 135.9 7620 8.8 7.9 8.15 CC2640R2FRSMT.B RSM VQFN 32 250 14 x 35 150 315 135.9 7620 8.8 7.9 8.15 Pack Materials-Page 4 |