| データシートサーチシステム |
|
L9953 データシート(PDF) 33 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L9953 データシート(HTML) 33 Page - STMicroelectronics |
|
33 / 38 page ![]() L9953 / L9953XP Package and packing information Doc ID 14278 Rev 4 33/38 6.3 PowerSSO-36™ package information Figure 12. PowerSSO-36™ package dimensions Table 22. PowerSSO-36™ mechanical data Symbol Millimeters Min. Typ. Max. A- - 2.45 A2 2.15 - 2.35 a1 0 - 0.1 b0.18 - 0.36 c0.23 - 0.32 D * 10.10 - 10.50 E * 7.4 - 7.6 e- 0.5 - e3 - 8.5 - F- 2.3 - G- - 0.1 G1 - - 0.06 H10.1 - 10.5 h- - 0.4 k0° - 8° L0.55 - 0.85 N- - 10 deg |