| データシートサーチシステム |
|
STA1090 データシート(PDF) 52 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA1090 データシート(HTML) 52 Page - STMicroelectronics |
|
52 / 127 page ![]() Signal description STA108x, STA109x 52/127 DS13319 Rev 2 M3_GPIO2 B16 WAKE2 - - - M3_GPIO3 C16 WAKE3 - - - M3_GPIO4 D16 WAKE4 - - - M3_GPIO5 A16 WAKE5 - - - M3_GPIO6 A17 WAKE6 - - - M3_GPIO7 A18 WAKE7 - - - M3_GPIO8 B7 CAN0_TX(1) -- - M3_GPIO9 C6 CAN0_RX(1) -- - M3_GPIO10 E5 - - - - M3_GPIO11 C1 - - - - M3_GPIO12 C11 USB1_DRVVBUS - - - M3_GPIO13 A12 CLKOUT0 - DEBUGCFG - M3_GPIO14 C3 - - REMAP0 - M3_GPIO15 B2 - - REMAP1 - 1. Only available for STA1095. Table 17. STA1090, STA1095 GPIO and alternate functions (continued) GPIO Ball ALT A ALT B ALT C DEBUG 0 |