データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CML569478 データシート(PDF) 2 Page - Glamox

部品番号 CML569478
部品情報  CAMELEON-R65A WH IP20800 HF 830 38°
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  GLAMOX [Glamox]
ホームページ  https://www.glamox.com/
Logo GLAMOX - Glamox

CML569478 データシート(HTML) 2 Page - Glamox

  CML569478 Datasheet HTML 1Page - Glamox CML569478 Datasheet HTML 2Page - Glamox CML569478 Datasheet HTML 3Page - Glamox  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
10/2/2025
The Company reserves the right to change any product specifications without prior notification.
2/3
Dimensions
Height (mm)
92
Diameter (mm)
80
Cut out (mm)
65
Item Net Weight (kg)
0.2852
Minimum Height Above Ceiling
100
Logistic Data
Item Gross Weight (kg)
0.31



Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com