| データシートサーチシステム |
|
STM8AF6268IUDU データシート(PDF) 86 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM8AF6268IUDU データシート(HTML) 86 Page - STMicroelectronics |
|
86 / 99 page ![]() Package information STM8AF6246/48/66/68 86/99 DocID14952 Rev 11 Table 48. LQFP32 - 32-pin, 7 x 7 mm low-profile quad flat package mechanical data Symbol millimeters inches(1) 1. Values in inches are converted from mm and rounded to 4 decimal digits. Min Typ Max Min Typ Max A - - 1.600 - - 0.0630 A1 0.050 - 0.150 0.0020 - 0.0059 A2 1.350 1.400 1.450 0.0531 0.0551 0.0571 b 0.300 0.370 0.450 0.0118 0.0146 0.0177 c 0.090 - 0.200 0.0035 - 0.0079 D 8.800 9.000 9.200 0.3465 0.3543 0.3622 D1 6.800 7.000 7.200 0.2677 0.2756 0.2835 D3 - 5.600 - - 0.2205 - E 8.800 9.000 9.200 0.3465 0.3543 0.3622 E1 6.800 7.000 7.200 0.2677 0.2756 0.2835 E3 - 5.600 - - 0.2205 - e - 0.800 - - 0.0315 - L 0.450 0.600 0.750 0.0177 0.0236 0.0295 L1 - 1.000 - - 0.0394 - k 0° 3.5°7° 0° 3.5°7° ccc - - 0.100 - - 0.0039 |