| データシートサーチシステム |
|
HCF4070 データシート(PDF) 9 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HCF4070 データシート(HTML) 9 Page - STMicroelectronics |
|
9 / 12 page ![]() DocID002061 Rev 5 9/12 HCF4070 Package mechanical data 12 DIM. h c n i . m m MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. 8 6 0 . 0 5 7 . 1 A 7 0 0 . 0 3 0 0 . 0 2 . 0 1 . 0 1 a 4 6 0 . 0 5 6 . 1 2 a 8 1 0 . 0 3 1 0 . 0 6 4 . 0 5 3 . 0 b 0 1 0 . 0 7 0 0 . 0 5 2 . 0 9 1 . 0 1 b 9 1 0 . 0 5 . 0 C ) . p y t ( ˚ 5 4 1 c 4 4 3 . 0 6 3 3 . 0 5 7 . 8 5 5 . 8 D 4 4 2 . 0 8 2 2 . 0 2 . 6 8 . 5 E 0 5 0 . 0 7 2 . 1 e 0 0 3 . 0 2 6 . 7 3 e 7 5 1 . 0 9 4 1 . 0 0 . 4 8 . 3 F 8 0 2 . 0 1 8 1 . 0 3 . 5 6 . 4 G 0 5 0 . 0 9 1 0 . 0 7 2 . 1 5 . 0 L 6 2 0 . 0 8 6 . 0 M ) . x a m ( ˚ S SO-14 MECHANICAL DATA PO13G 8 |