データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRK.F200 データシート(PDF) 7 Page - International Rectifier

部品番号 IRK.F200
部品情報  MAGN-A-pak??Power Modules
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRK.F200 データシート(HTML) 7 Page - International Rectifier

  IRK.F200 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRK.F200 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRK.F200 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRK.F200 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRK.F200 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRK.F200 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRK.F200 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRK.F200 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
IRK.F200.. Series
7
Bulletin I27099 rev. C 03/01
www.irf.com
Fig. 9 - Reverse Recovery Charge Characteristics
Fig. 10 - Reverse Recovery Current Characteristics
Fig. 11 - Frequency Characteristics
Fig. 12 - Frequency Characteristics
30
60
90
120
150
180
10
20
30
40
50
60
70
80
90 100
500 A
300 A
200 A
100 A
Rate O f Fa ll O f Fo rw ard C urre n t - d i/dt (A / s)
IRK .F 200.. Se rie s
T = 125 C
I
= 1 000A
J
TM
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
10
20
30
40
50
60
70
80
90 100
300 A
200 A
100 A
500 A
Ra te Of Fall Of F o rw ard C urre n t - d i/dt (A / s)
I
= 1000 A
IRK .F200.. Se rie s
T = 125 C
TM
J
1E1
1E2
1E3
1E4
1E11E2
1E31E4
50 H z
40 0
100 0
500 0
150
2500
Pu lse Base w idth ( s)
IRK.F 200.. Series
Sinuso id a l p ulse
T
= 85 C
Snub b e r c irc uit
R = 1 0 o hm s
C = 0.4 7
F
V
= 80% V
tp
1E4
DRM
C
s
s
D
E1
1E2
1E3
1E4
50 H z
40 0
100 0
5000
15 0
2500
Pu lse Base w id th ( s)
Snub b e r circuit
R = 10 ohm s
C = 0.47 F
V
= 80% V
IRK .F 200.. Series
Sinuso id a l p ulse
T
= 60 C
tp
1E1
C
DRM
s
s
D
1E2
1E3
1E4
1E1
1E2
1E3
1E4
50 H z
40 0
100 0
500 0
150
2500
Pu lse Base w idth ( s)
IRK.F200.. Series
Tra p ezo id a l p uls e
T = 85 C d i/d t 5 0A/ s
Snub b er circuit
R = 10 ohm s
C = 0.47 F
V
= 80% V
1E4
tp
DR M
C
s
s
D
E1
1E2
1E3
1E4
50 H z
400
100 0
5000
15 0
2500
Pu lse Base w idth ( s)
Snub b e r circ uit
R = 10 ohm s
C = 0.47
F
V
= 80% V
IRK .F2 00.. Se rie s
Tra p ezoid a l p ulse
T = 85 C d i/d t 100A / s
1E1
tp
DRM
s
s
D
C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com