データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TL082ACD データシート(PDF) 38 Page - Texas Instruments

部品番号 TL082ACD
部品情報  TL08xx FET-Input Operational Amplifiers
PDF  78 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TI2 [Texas Instruments]
ホームページ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

TL082ACD データシート(HTML) 38 Page - Texas Instruments

Back Button TL082ACD Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments TL082ACD Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments TL082ACD Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments TL082ACD Datasheet HTML 37Page - Texas Instruments TL082ACD Datasheet HTML 38Page - Texas Instruments TL082ACD Datasheet HTML 39Page - Texas Instruments TL082ACD Datasheet HTML 40Page - Texas Instruments TL082ACD Datasheet HTML 41Page - Texas Instruments TL082ACD Datasheet HTML 42Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 38 / 78 page
background image
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com
1-Nov-2025
Device
Package
Type
Package
Drawing
Pins
SPQ
Reel
Diameter
(mm)
Reel
Width
W1 (mm)
A0
(mm)
B0
(mm)
K0
(mm)
P1
(mm)
W
(mm)
Pin1
Quadrant
TL082CPSR
SO
PS
8
2000
330.0
16.4
8.35
6.6
2.4
12.0
16.0
Q1
TL082CPWR
TSSOP
PW
8
2000
330.0
12.4
7.0
3.6
1.6
8.0
12.0
Q1
TL082HIDDFR
SOT-23-
THIN
DDF
8
3000
180.0
8.4
3.2
3.2
1.4
4.0
8.0
Q3
TL082HIDR
SOIC
D
8
3000
330.0
12.4
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
TL082HIPWR
TSSOP
PW
8
3000
330.0
12.4
7.0
3.6
1.6
8.0
12.0
Q1
TL082IDR
SOIC
D
8
2500
330.0
12.4
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
TL082IDR
SOIC
D
8
2500
330.0
12.4
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
TL082IPWR
TSSOP
PW
8
2000
330.0
12.4
7.0
3.6
1.6
8.0
12.0
Q1
TL084ACDR
SOIC
D
14
2500
330.0
16.4
6.5
9.0
2.1
8.0
16.0
Q1
TL084ACNSR
SOP
NS
14
2000
330.0
16.4
8.45
10.55
2.5
12.0
16.2
Q1
TL084BCDR
SOIC
D
14
2500
330.0
16.4
6.5
9.0
2.1
8.0
16.0
Q1
TL084BCDR
SOIC
D
14
2500
330.0
16.4
6.5
9.0
2.1
8.0
16.0
Q1
TL084BCDR1G4
SOIC
D
14
2500
330.0
16.4
6.5
9.0
2.1
8.0
16.0
Q1
TL084CDR
SOIC
D
14
2500
330.0
16.4
6.5
9.0
2.1
8.0
16.0
Q1
TL084CNSR
SOP
NS
14
2000
330.0
16.4
8.45
10.55
2.5
12.0
16.2
Q1
TL084CPWR
TSSOP
PW
14
2000
330.0
12.4
6.9
5.6
1.6
8.0
12.0
Q1
TL084CPWRG4
TSSOP
PW
14
2000
330.0
12.4
6.9
5.6
1.6
8.0
12.0
Q1
TL084CPWRG4
TSSOP
PW
14
2000
330.0
12.4
6.9
5.6
1.6
8.0
12.0
Q1
TL084HIDR
SOIC
D
14
2500
330.0
16.4
6.5
9.0
2.1
8.0
16.0
Q1
TL084HIDYYR
SOT-23-
THIN
DYY
14
3000
330.0
12.4
4.8
3.6
1.6
8.0
12.0
Q3
TL084HIDYYRG4
SOT-23-
THIN
DYY
14
3000
330.0
12.4
4.8
3.6
1.6
8.0
12.0
Q3
TL084HIPWR
TSSOP
PW
14
2000
330.0
12.4
6.9
5.6
1.6
8.0
12.0
Q1
TL084HIPWR
TSSOP
PW
14
2000
330.0
12.4
6.9
5.6
1.6
8.0
12.0
Q1
TL084IDR
SOIC
D
14
2500
330.0
16.4
6.5
9.0
2.1
8.0
16.0
Q1
TL084IDR
SOIC
D
14
2500
330.0
16.4
6.5
9.0
2.1
8.0
16.0
Q1
TL084IDR1G4
SOIC
D
14
2500
330.0
16.4
6.5
9.0
2.1
8.0
16.0
Q1
TL084QDR
SOIC
D
14
2500
330.0
16.4
6.5
9.0
2.1
8.0
16.0
Q1
TL084QDRG4
SOIC
D
14
2500
330.0
16.4
6.5
9.0
2.1
8.0
16.0
Q1
Pack Materials-Page 2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78