| データシートサーチシステム |
|
AD9744ARURL7 データシート(PDF) 25 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AD9744ARURL7 データシート(HTML) 25 Page - Analog Devices |
|
25 / 32 page ![]() AD9744 Rev. B | Page 25 of 32 CVDD RED TP12 BEAD TB1 1 TB1 2 C7 0.1 µF C9 0.1 µF C3 0.1 µF BLK TP2 TP4 TP6 BLK BLK C6 0.1 µF C8 0.1 µF C10 0.1 µF C2 10 µF 6.3V C4 10 µF 6.3V C5 10 µF 6.3V L1 DVDD RED TP13 BEAD TB3 1 TB3 2 L2 AVDD RED TP5 BEAD TB4 1 TB4 2 L3 J1 13 11 9 7 5 3 1 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 39 37 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 JP3 CKEXTX CKEXT CKEXTX R21 100 Ω R24 100 Ω R25 100 Ω R26 100 Ω R27 100 Ω R28 100 Ω DB0X DB1X DB2X DB3X DB4X DB5X DB6X DB7X DB8X DB9X DB10X DB11X DB12X DB13X DB0X DB1X DB2X DB3X DB4X DB5X DB6X DB7X DB8X DB9X DB10X DB11X DB12X DB13X DB13 DB12 DB11 DB10 DB9 DB8 DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 22 Ω 16 22 Ω 15 22 Ω 14 22 Ω 13 22 Ω 12 22 Ω 11 22 Ω 10 22 Ω 9 22 Ω 16 22 Ω 15 22 Ω 14 22 Ω 13 22 Ω 12 22 Ω 11 22 Ω 10 22 Ω 9 R20 100 Ω R19 100 Ω R18 100 Ω R17 100 Ω R16 100 Ω R15 100 Ω R4 100 Ω R3 100 Ω 1 RP3 2 RP3 3 RP3 4 RP3 5 RP3 6 RP3 7 RP3 8 RP3 1 RP4 2 RP4 3 RP4 4 RP4 5 RP4 6 RP4 7 RP4 8 RP4 Figure 49. LFCSP Evaluation Board Schematic—Power Supply and Digital Inputs |