| データシートサーチシステム |
|
BAT54SWFILM データシート(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BAT54SWFILM データシート(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
|
7 / 15 page ![]() DocID5505 Rev 12 7/15 BAT54 Package information 15 Figure 13. SOD323 dimension definitions Figure 14. SOD323 footprint dimensions in mm (inches) Table 7. SOD323 dimension values Ref. Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 1.17 0.046 A1 0 0.1 0 0.004 b 0.25 0.44 0.01 0.017 c 0.1 0.25 0.004 0.01 D 1.52 1.8 0.06 0.071 E 1.11 1.45 0.044 0.057 H 2.3 2.7 0.09 0.106 L 0.1 0.46 0.004 0.02 Q1 0.1 0.41 0.004 0.016 |