| データシートサーチシステム |
|
BAT54JFILM データシート(PDF) 8 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BAT54JFILM データシート(HTML) 8 Page - STMicroelectronics |
|
8 / 15 page ![]() Package information BAT54 8/15 DocID5505 Rev 12 Figure 15. SOD-523 dimension definitions Figure 16. SOD-523 footprint dimensions in mm (inches) Table 8. SOD-523 dimension values Ref. Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 0.50 0.60 0.70 0.020 0.024 0.028 E 1.50 1.60 1.70 0.059 0.063 0.067 E1 1.10 1.20 1.30 0.043 0.047 0.051 D 0.70 0.80 0.90 0.028 0.031 0.035 b 0.25 0.35 0.010 0.014 c 0.07 0.20 0.003 0.008 L 0.15 0.20 0.25 0.006 0.008 0.010 L1 0.05 0.20 0.002 0.008 |