| データシートサーチシステム |
|
KPTC0 データシート(PDF) 11 Page - ITT Industries |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
KPTC0 データシート(HTML) 11 Page - ITT Industries |
|
11 / 21 page ![]() 11 KPTC Type F Type E Wall mounting receptacle KPTC0 with endbell Dimensions are mm Type F Type E Shell size* B F CD F G F H F L F B E L E max. Thread min. min. max. max. max. max. 8 14,0 6-32 6,0 2,9 19,3 45,1 14,2 34,0 10 17,2 6-32 ,5 4,5 20,8 45,1 17,2 34,0 12 20,4 6-32 10,7 7,7 24,4 45,1 20,4 34,0 14 23,6 6-32 13,9 9,3 27,2 45,1 23,4 34,0 16 26,7 6-32 15,5 12,4 28,7 48,2 26,6 34,0 18 29,5 8-32 19,6 15,6 35,3 48,2 29,6 34,0 20 32,7 8-32 19,6 15,6 35,3 50,0 32,8 36,0 22 35,9 8-32 23,6 18,8 39,9 50,0 36,0 36,0 24 39,0 8-32 25,2 20,1 43,2 50,0 39,2 36,0 *) How to order see page 4 Dimensions are inches Type F Type E Shell size* B F C Thread D F G F H F L F B E L e max min min max max max max 8 .551 6-32 .236 .114 .760 1.776 .559 1.339 10 .677 6-32 .295 .177 .819 1.776 .677 1.339 12 .803 6-32 .421 .303 .961 1.776 .803 1.339 14 .929 6-32 .547 .366 1.071 1.776 .921 1.339 16 1.051 6-32 .610 .488 1.130 1.898 1.047 1.339 18 1.161 8-32 .772 .614 1.390 1.898 1.165 1.339 20 1.287 8-32 .772 .614 1.390 1.969 1.291 1.417 22 1.413 8-32 .929 .740 1.571 1.969 1.417 1.417 24 1.535 8-32 .992 .791 1.701 1.969 1.543 1.417 *) How to order see page 4 |