| データシートサーチシステム |
|
KPTC0 データシート(PDF) 15 Page - ITT Industries |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
KPTC0 データシート(HTML) 15 Page - ITT Industries |
|
15 / 21 page ![]() 15 KPTC Type F Typ E with endbell Dimensions are mm Type F Type E Shell size* B F D F ØGF ØHF L F B E L E max. min. min. max. max. max. max. 8 18,2 6,0 2,9 19,3 44,9 18,2 33,5 10 21,5 7,5 4,5 20,8 44,9 21,5 33,5 12 24,6 10,7 7,7 24,2 44,9 24,6 33,5 14 27,8 13,9 9,3 27,2 44,9 27,8 33,5 16 31,0 15,5 12,4 28,7 48,4 31,0 33,5 18 34,1 19,6 15,6 35,3 48,4 34,1 33,5 20 38,1 19,6 15,6 35,3 50,3 38,1 39,0 22 41,2 23,6 18,8 39,8 50,3 41,3 39,0 24 44,5 25,2 20,1 43,2 50,3 44,5 39,0 *) How to order see page 4 Jam Nut Receptacle KPTC7 Dimensions are inches Type F Type E Shell size* B F D F Ø G F Ø H F L F B E L E max min min max max max max 8 .717 .236 .114 .760 1.768 .717 1.319 10 .846 .295 .177 .819 1.768 .846 1.319 12 .969 .421 .303 .953 1.768 .969 1.319 14 1.094 .547 .366 1.071 1.768 1.094 1.319 16 1.220 .610 .488 1.130 1.906 1.220 1.319 18 1.343 .772 .614 1.390 1.906 1.343 1.319 20 1.500 .772 .614 1.390 1.980 1.500 1.535 22 1.622 .929 .740 1.567 1.980 1.622 1.553 24 1.752 .992 .791 1.701 1.980 1.752 1.535 *) How to order see page 4 |