| データシートサーチシステム |
|
STM32F101XB データシート(PDF) 27 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F101XB データシート(HTML) 27 Page - STMicroelectronics |
|
27 / 101 page ![]() DocID13586 Rev 17 27/101 STM32F101x8, STM32F101xB Pinouts and pin description 100 35 47 74 26 VSS_2 S- VSS_2 -- 36 48 75 27 VDD_2 S- VDD_2 -- 37 49 76 28 PA14 I/O FT JTCK/SWCL K -PA14 38 50 77 29 PA15 I/O FT JTDI - TIM2_CH1_ETR / PA15/ SPI1_NSS - 51 78 - PC10 I/O FT PC10 - USART3_TX - 52 79 - PC11 I/O FT PC11 - USART3_RX - 53 80 - PC12 I/O FT PC12 - USART3_CK - - 81 2 PD0 I/O FT PD0 - - - - 82 3 PD1 I/O FT PD1 - - - 54 83 - PD2 I/O FT PD2 TIM3_ETR - - - 84 - PD3 I/O FT PD3 - USART2_CTS - - 85 - PD4 I/O FT PD4 - USART2_RTS - - 86 - PD5 I/O FT PD5 - USART2_TX - - 87 - PD6 I/O FT PD6 - USART2_RX - - 88 - PD7 I/O FT PD7 - USART2_CK 39 55 89 30 PB3 I/O FT JTDO TIM2_CH2 / PB3 TRACESWO SPI1_SCK 40 56 90 31 PB4 I/O FT JNTRST - PB4 / TIM3_CH1 SPI1_MISO 41 57 91 32 PB5 I/O - PB5 I2C1_SMBAl TIM3_CH2 / SPI1_MOSI 42 58 92 33 PB6 I/O FT PB6 I2C1_SCL(8)/ TIM4_CH1 (8) USART1_TX 43 59 93 34 PB7 I/O FT PB7 I2C1_SDA(8)/ TIM4_CH2 (8) USART1_RX 44 60 94 35 BOOT0 I - BOOT0 - - 45 61 95 - PB8 I/O FT PB8 TIM4_CH3 (8) I2C1_SCL Table 4. Medium-density STM32F101xx pin definitions (continued) Pins Pin name Main function(3) (after reset) Alternate functions(3)(4) Default Remap |