データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ISL91301AII-H-EV1Z データシート(PDF) 6 Page - Renesas Technology Corp

部品番号 ISL91301AII-H-EV1Z
部品情報  Triple/Quad Output Power Management IC
PDF  60 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  RENESAS [Renesas Technology Corp]
ホームページ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

ISL91301AII-H-EV1Z データシート(HTML) 6 Page - Renesas Technology Corp

Back Button ISL91301AII-H-EV1Z Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp ISL91301AII-H-EV1Z Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp ISL91301AII-H-EV1Z Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp ISL91301AII-H-EV1Z Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp ISL91301AII-H-EV1Z Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp ISL91301AII-H-EV1Z Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp ISL91301AII-H-EV1Z Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp ISL91301AII-H-EV1Z Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp ISL91301AII-H-EV1Z Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 60 page
background image
FN8966 Rev.4.01
Page 6 of 59
Feb 20, 2020
ISL91301A, ISL91301B
1. Overview
Figure 6. 2 Phase + 1 Phase + 1 Phase (4A/Phase, VIN_min = 2.8V)
Figure 7. 1 Phase + 1 Phase + 1 Phase + 1 Phase (4A/Phase, VIN_min = 2.8V)
AVIN
PVIN_A
EN
2.8V to 5.5V
VOUT1 (8A)
VOUT1
PH_D
PH_C
RTN1
VIO
AVIN_FILT
VOUT2 (4A)
PH_B
RTN2
VOUT2
GND
PH_A
RTN3
VOUT3
VOUT3 (4A)
INT
MPIO<3:0>
4
WDOG_RST
GPIO<1:0>
2
PVIN_B
PVIN_C
PVIN_D
PGND_B
PGND_C
PGND_D
PGND_A
ISL91301AIIZ
1.8V
1.5V to 5.5V
2.8V to 5.5V
VIN_SEL
AVIN
AVIN
AVIN
PVIN_A
EN
2.8V to 5.5V
2.8V to 5.5V
VOUT1
PH_D
RTN1
VIO
AVIN_FILT
VOUT2 (4A)
PH_B
RTN2
VOUT2
GND
PH_A
RTN3
VOUT3
VOUT3 (4A)
INT
MPIO<3:0>
4
WDOG_RST
GPIO<1:0>
2
PVIN_B
PVIN_C
PVIN_D
PGND_B
PGND_C
PGND_D
PGND_A
ISL91301BIIZ
1.8V
1.5V to 5.5V
VOUT1 (4A)
PH_C
RTN4
VOUT4
VOUT4 (4A)
VIN_SEL
AVIN
AVIN



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com