| データシートサーチシステム |
|
GD32H757ZMT7 データシート(PDF) 32 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
GD32H757ZMT7 データシート(HTML) 32 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. |
|
32 / 151 page ![]() GD32H757xx Datasheet 31 LQFP144 Pin Name Pins Pin Type(1) I/O Level(2) Functions description PB12 73 I/O 5VT Default: PB12 Alternate: TIMER0_BRKIN0, I2C1_SMBA, SPI1_NSS, I2S1_WS, HPDF_DATAIN1, USART2_CK, CAN1_RX, USBHS0_ULPI_D5, ETH0_RMII_TXD0, OSPIM_P0_IO0, CMP_MUX_OUT2, UART4_RX, EVENTOUT PB13 74 I/O 5VT Default: PB13 Alternate: RTC_REFIN, TIMER0_MCH0, OSPIM_P0_IO2, SPI1_SCK, I2S1_CK, HPDF_CKIN1, USART2_CTS, CAN1_TX, USBHS0_ULPI_D6, ETH0_RMII_TXD1, SDIO0_D0, DCI_D2, UART4_TX, EVENTOUT PB14 75 I/O Default: PB14 Alternate: TIMER0_MCH1, TIMER7_MCH1, USART0_TX, SPI1_MISO, HPDF_DATAIN2, USART2_RTS, USART2_DE, UART3_RTS, UART3_DE, SDIO1_D0, EXMC_D10, TRIGSEL_OUT1, TLI_PIXCLK, EVENTOUT PB15 76 I/O Default: PB15 Alternate: RTC_REFIN, TIMER0_MCH2, TIMER7_MCH2, USART0_RX, SPI1_MOSI, I2S1_SD, HPDF_CKIN2, UART3_CTS, SDIO1_D1, EXMC_D11, TRIGSEL_OUT5, TLI_G7, EVENTOUT PD8 77 I/O Default: PD8 Alternate: HPDF_CKIN3, USART2_TX, SAI1_CLK0, RSPDIF_CH1, EXMC_D13, EVENTOUT PD9 78 I/O Default: PD9 Alternate: HPDF_DATAIN3, USART2_RX, SAI1_CLK1, EXMC_D14, EVENTOUT PD10 79 I/O Default: PD10 Alternate: HPDF_CKOUT, USART2_CK, SAI1_DAT1, EXMC_D15, TLI_B3, EVENTOUT PD11 80 I/O Default: PD11 Alternate: TIMER40_CH1, TIMER7_MCH3, I2C3_SMBA, USART2_CTS, SAI1_DAT2, OSPIM_P0_IO0, SAI1_SD0, EXMC_A16/EXMC_CLE, EVENTOUT PD12 81 I/O Default: PD12 Alternate: TIMER41_CH1, TIMER3_CH0, I2C3_SCL, CAN2_RX, EDOUT_A, USART2_RTS, USART2_DE, OSPIM_P0_IO1, SAI1_FS0, EXMC_A17/EXMC_ALE, DCI_D12, EVENTOUT PD13 82 I/O Default: PD13 Alternate: TIMER42_CH1, TIMER3_CH1, I2C3_SDA, CAN2_TX, EDOUT_B, OSPIM_P0_IO3, SAI1_SCK0, EXMC_A18, DCI_D13, EVENTOUT VSS 83 P - Default: VSS VDD 84 P - Default: VDD PD14 85 I/O Default: PD14 |