| データシートサーチシステム |
|
GD32H757ZMT7 データシート(PDF) 58 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
GD32H757ZMT7 データシート(HTML) 58 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. |
|
58 / 151 page ![]() GD32H757xx Datasheet 57 Table 2-9. Port D alternate functions summary Pin Name AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 PD0 TIMER7_C H2 HPDF_CKI N6 UART3_R X CAN0_R X EXMC_D2 TRIGSEL_ IN3 TLI_B1 EVENTOUT PD1 HPDF_DA TAIN6 UART3_T X CAN0_T X EXMC_D3 TRIGSEL_ IN6 EVENTOUT PD2 TRACED2 EXMC_D 7 TIMER2_E TI TIMER14 _BRKIN0 UART4_R X TLI_B7 SDIO0_CMD DCI_D11 TLI_B2 EVENTOUT PD3 HPDF_CK OUT SPI1_SCK/ I2S1_CK USART1_ CTS EXMC_CLK DCI_D5 TLI_G7 EVENTOUT PD4 TIMER7_ MCH3 USART1_ RTS/USA RT1_DE OSPIM_P0 _IO4 EXMC_NOE EVENTOUT PD5 TIMER7_C H3 USART1_ TX OSPIM_P0 _IO5 EXMC_NWE EVENTOUT PD6 SAI1_DA T0 SAI0_DAT0 HPDF_CKI N4 HPDF_D ATAIN1 SPI2_MOSI /I2S2_SD SAI0_SD0 USART1_ RX SAI2_SD0 (1) OSPIM_P0 _IO6 SDIO1_C K EXMC_NWAI T DCI_D10 TLI_B2 EVENTOUT PD7 HPDF_DA TAIN4 SPI0_MOSI /I2S0_SD HPDF_CKI N1 USART1_ CK RSPDIF_ CH0 OSPIM_P0 _IO7 SDIO1_C MD EXMC_NE0/ EXMC_NCE EVENTOUT PD8 HPDF_CKI N3 USART2_ TX SAI1_CLK 0 RSPDIF_ CH1 EXMC_D13 EVENTOUT PD9 HPDF_DA TAIN3 USART2_ RX SAI1_CLK 1 EXMC_D14 EVENTOUT PD10 HPDF_CK OUT USART2_ CK SAI1_DAT 1 EXMC_D15 TLI_B3 EVENTOUT PD11 TIMER40_ CH1 TIMER7_ MCH3 I2C3_SM BA USART2_ CTS SAI1_DAT 2 OSPIM_ P0_IO0 SAI1_SD0 EXMC_A16/ EXMC_CLE EVENTOUT PD12 TIMER41_ CH1 TIMER3_C H0 I2C3_SC L CAN2_RX EDOUT_A USART2_ RTS/USA RT2_DE OSPIM_ P0_IO1 SAI1_FS0 EXMC_A17/ EXMC_ALE DCI_D12 EVENTOUT PD13 TIMER42_ CH1 TIMER3_C H1 I2C3_SD A CAN2_TX EDOUT_B OSPIM_ P0_IO3 SAI1_SCK 0 EXMC_A18 DCI_D13 EVENTOUT PD14 TIMER43_ CH1 TIMER3_C H2 SPI3_IO2 EDOUT_Z UART7_C TS EXMC_D0 EVENTOUT PD15 TIMER44_ CH1 TIMER3_C H3 SPI3_IO3 UART7_R TS/UART7 _DE EXMC_D1 EVENTOUT |