| データシートサーチシステム |
|
STM32L4P5CE データシート(PDF) 124 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L4P5CE データシート(HTML) 124 Page - STMicroelectronics |
|
124 / 311 page ![]() Table 17. Alternate function AF8 to AF15(1) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 UART4/5/LPUA RT1/CAN2/SDM MC1/2 CAN1/TSC/LCD CAN2/OTG_FS/DCMI/ OCTOSPIM_P1/2/QU ADSPI SDMMC2/LCD/D SI/LCD SDMMC1/2/COM P1/2/TIM1/8/FM C/SWPMI1 SAI1/2/TIM8 TIM2/8/15/16/1 7/LPTIM2 EVENOUT Port A PA0 UART4_TX - - - - SAI1_EXTCLK TIM2_ETR EVENTOUT PA1 UART4_RX - OCTOSPIM_P1_DQS - SDMMC2_CMD - TIM15_CH1N EVENTOUT PA2 LPUART1_TX - OCTOSPIM_P1_NCS - - SAI2_EXTCLK TIM15_CH1 EVENTOUT PA3 LPUART1_RX - OCTOSPIM_P1_CLK - - SAI1_MCLK_A TIM15_CH2 EVENTOUT PA4 - - DCMI_HSYNC/PSSI_ DE LCD_CLK - SAI1_FS_B LPTIM2_OUT EVENTOUT PA5 - - - LCD_R7 - - LPTIM2_ETR EVENTOUT PA6 LPUART1_CTS - OCTOSPIM_P1_IO3 - TIM1_BKIN TIM8_BKIN TIM16_CH1 EVENTOUT PA7 - - OCTOSPIM_P1_IO2 - - - TIM17_CH1 EVENTOUT PA8 - - OTG_FS_SOF LCD_B7 - SAI1_SCK_A LPTIM2_OUT EVENTOUT PA9 - - - LCD_G7 - SAI1_FS_A TIM15_BKIN EVENTOUT PA10 - - OTG_FS_ID LCD_G6 - SAI1_SD_A TIM17_BKIN EVENTOUT PA11 - CAN1_RX OTG_FS_DM LCD_DE TIM1_BKIN2 - - EVENTOUT PA12 - CAN1_TX OTG_FS_DP LCD_VSYNC - - - EVENTOUT PA13 - - OTG_FS_NOE - - SAI1_SD_B - EVENTOUT PA14 - - OTG_FS_SOF - - SAI1_FS_B - EVENTOUT PA15 UART4_RTS_DE TSC_G3_IO1 - LCD_HSYNC - SAI2_FS_B - EVENTOUT |