| データシートサーチシステム |
|
STM32L4P5CEU3P データシート(PDF) 104 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L4P5CEU3P データシート(HTML) 104 Page - STMicroelectronics |
|
104 / 311 page ![]() 38 38 38 38 50 50 A2 A2 77 77 A9 A9 110 110 A9 A9 PA15 (JTDI) I/O FT (4) JTDI, TIM2_CH1, TIM2_ETR, USART2_RX, SPI1_NSS, SPI3_NSS, USART3_RTS_DE, UART4_RTS_DE, TSC_G3_IO1, LCD_HSYNC, SAI2_FS_B, EVENTOUT - - - - - 51 51 C3 D4 78 78 B11 B11 111 111 D9 D9 PC10 I/O FT - TRACED1, DCMI_VSYNC/PSSI_ RDY, SPI3_SCK, USART3_TX, UART4_TX, TSC_G3_IO2, DCMI_D8/PSSI_D8, SDMMC1_D2, SAI2_SCK_B, EVENTOUT - Table 15. STM32L4P5xx pin definitions (continued) Pin Number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |