| データシートサーチシステム |
|
STM32F429NE データシート(PDF) 12 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F429NE データシート(HTML) 12 Page - STMicroelectronics |
|
12 / 240 page ![]() List of figures STM32F427xx STM32F429xx 12/240 DS9405 Rev 12 Figure 91. UFBGA(176+25) - Outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Figure 92. UFBGA(176+25) - Footprint example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Figure 93. TFBGA216 - Outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Figure 94. TFBGA216 - Footprint example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Figure 95. USB controller configured as peripheral-only and used in Full speed mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Figure 96. USB controller configured as host-only and used in full speed mode. . . . . . . . . . . . . . . . 227 Figure 97. USB controller configured in dual mode and used in full speed mode . . . . . . . . . . . . . . . 228 Figure 98. USB controller configured as peripheral, host, or dual-mode and used in high speed mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Figure 99. MII mode using a 25 MHz crystal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Figure 100. RMII with a 50 MHz oscillator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Figure 101. RMII with a 25 MHz crystal and PHY with PLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 |