| データシートサーチシステム |
|
TS862AIPT データシート(PDF) 14 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TS862AIPT データシート(HTML) 14 Page - STMicroelectronics |
|
14 / 19 page ![]() Package information TS861, TS862, TS864 14/19 Doc ID 6422 Rev 3 3.3 SO-14 package information Figure 26. SO-14 package outline Table 8. SO-14 package mechanical data Symbol Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 1.35 1.75 0.05 0.068 A1 0.10 0.25 0.004 0.009 A2 1.10 1.65 0.04 0.06 B 0.33 0.51 0.01 0.02 C 0.19 0.25 0.007 0.009 D 8.55 8.75 0.33 0.34 E 3.80 4.0 0.15 0.15 e 1.27 0.05 H 5.80 6.20 0.22 0.24 h 0.25 0.50 0.009 0.02 L 0.40 1.27 0.015 0.05 k8° (max.) ddd 0.10 0.004 |