| データシートサーチシステム |
|
STA333W データシート(PDF) 18 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA333W データシート(HTML) 18 Page - STMicroelectronics |
|
18 / 42 page ![]() Register description STA333W 18/42 7 Register description Table 7. Register summary(1) Addr Name D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0x00 ConfA FDRB TWAB TWRB IR1 IR0 MCS2 MCS1 MCS0 0x01 ConfB C2IM C1IM - SAIFB SAI3 SAI2 SAI1 SAI0 0x02 ConfC OCRB - CSZ3 CSZ2 CSZ1 CSZ0 OM1 OM0 0x03 ConfD - ZDE - - PSL - - - 0x04 ConfE SVE ZCE DCCV PWMS AME NSBW MPC MPCV 0x05 ConfF EAPD PWDN ECLE LDTE BCLE IDE - - 0x06 Mute - - - - - C2M C1M MMute 0x07 Mvol MV7 MV6 MV5 MV4 MV3 MV2 MV1 MV0 0x08 C1Vol C1V7 C1V6 C1V5 C1V4 C1V3 C1V2 C1V1 C1V0 0x09 C2Vol C2V7 C2V6 C2V5 C2V4 C2V3 C2V2 C2V1 C2V0 0x0A Unused - - - - - - - - 0x0B Unused - - - - - - - - 0x0C Auto RFU RFU RFU RFU AMAM2 AMAM1 AMAM0 AMAME 0x0D Unused - - - - - - - - 0x0E C1Cfg - - - - - C1VBP - - 0x0F C2Cfg - - - - - C2VBP - - 0x10 Unused - - - - - - - - 0x11 Unused - - - - - - - - 0x12 Unused - - - - - - - - 0x13 Unused - - - - - - - - 0x14 Unused - - - - - - - - 0x15 Unused - - - - - - - - 0x16 Unused - - - - - - - - 0x17 Unused - - - - - - - - 0x18 Unused - - - - - - - - 0x19 Unused - - - - - - - - Addr Name D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0x1A Unused - - - - - - - - 0x1B Unused - - - - - - - - 0x1C Unused - - - - - - - 0x1D Unused - - - - - - - - 0x1E Unused - - - - - - - - |