データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

OPS2 データシート(PDF) 109 Page - ABB

部品番号 OPS2
部品情報  Switch-disconnectors High performance, compact solution
PDF  192 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ABB [ABB]
ホームページ  http://www.abb.com
Logo ABB - ABB

OPS2 データシート(HTML) 109 Page - ABB

Back Button OPS2 Datasheet HTML 105Page - ABB OPS2 Datasheet HTML 106Page - ABB OPS2 Datasheet HTML 107Page - ABB OPS2 Datasheet HTML 108Page - ABB OPS2 Datasheet HTML 109Page - ABB OPS2 Datasheet HTML 110Page - ABB OPS2 Datasheet HTML 111Page - ABB OPS2 Datasheet HTML 112Page - ABB OPS2 Datasheet HTML 113Page - ABB Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 109 / 192 page
background image
—
Manual switch-disconnectors OT160...4000
Dimensional drawings
Front operated earthing switches OT1000...2500, base mounted, IEC
13,5
0,53
22,5
11
0,89
20
0,79
40
1,57
6
0,24
OT1000-1250E_
50
1,97
306
12,05
OT1600E_
OT800U_
OT1200U_
372
14,65
0,43
3,27
83
42
1,65
82
3,23
116
4,57
206
8,11
109
4,29
A
B
M8
5/16
50
1,97
*)
*)
*) N3 types
50
1,97
mm
in
176
55
C1
2,17
6,93
223,2
B1
8,79
1,65
42
232
27
A1
1,06
9,13
62,5
2,46
15
0,59
14
0,55
12
0,47
22
0,87
127
178
108
8
min 20
min 0,79
166,5 / 105
6,56 / 4,13
6
0,24
5
167
6,57
7,01
4,25
0,31
8
0,31
*)
167
6,57
251...380 (OXP12x280)
9,84...14,96
131,5
5,18
54
80
70
274
10,79
2,13
2,76
3,15
M07010_OT1000_1600EP A
OT1000/1250/1600EP_
[mm/in]
01
02
03
04
A 174,50/6,87 254,50/10,02 334,50/13,17
B
80/3,15
80/3,15
A1134/5,28214/8,43294/11,57
374/14,72
B1164/6,46244/9,61324/12,76 404/15,91
C1
190/7,48
270/10,63
350/13,78
430/16,93
OT1000...1600EP_
Main dimensions mm, inches
OT1000/1250/1600EP_
[mm/in]
01
02
03
04
A
174,50/6,87 254,50/10,02 334,50/13,17
B
80/3,15
80/3,15
A1
134/5,28
214/8,43
294/11,57
374/14,72
B1
164/6,46
244/9,61
324/12,76
404/15,91
C1
190/7,48
270/10,63
350/13,78
430/16,93
M07010_OT1000_1600EP A
ABB SWITCH-DISCONNECTORS – HIGH PERFORMANCE, COMPACT SOLUTION
109
ABB SWITCH-DISCONNECTORS – HIGH PERFORMANCE, COMPACT SOLUTION
109