データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

OPS2 データシート(PDF) 114 Page - ABB

部品番号 OPS2
部品情報  Switch-disconnectors High performance, compact solution
PDF  192 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ABB [ABB]
ホームページ  http://www.abb.com
Logo ABB - ABB

OPS2 データシート(HTML) 114 Page - ABB

Back Button OPS2 Datasheet HTML 110Page - ABB OPS2 Datasheet HTML 111Page - ABB OPS2 Datasheet HTML 112Page - ABB OPS2 Datasheet HTML 113Page - ABB OPS2 Datasheet HTML 114Page - ABB OPS2 Datasheet HTML 115Page - ABB OPS2 Datasheet HTML 116Page - ABB OPS2 Datasheet HTML 117Page - ABB OPS2 Datasheet HTML 118Page - ABB Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 114 / 192 page
background image
—
Manual switch-disconnectors OT160...4000
Dimensional drawings
Front operated non-fusible disconnect switches OT200...2000, base mounting, UL/CSA
mm
in
13,5
0,53
22,5
11
0,89
20
0,79
40
1,57
6
0,24
OT1000-1250E_
50
1,97
306
12,05
OT1600E_
372
14,65
0,43
3,27
83
122
4,80
82
3,23
116
4,57
206
8,11
189
7,44
A
50
1,97
M8
5/16
*)
*)
B
223,2
122
B1
8,79
4,80
176
135
C1
5,31
6,93
232
107
A1
4,21
9,13
176
55
C1
2,17
6,93
223,2
B1
8,79
1,65
42
232
27
A1
1,06
9,13
42
1,65
82
3,23
116
4,57
206
8,11
109
4,29
A
B
M8
5/16
50
1,97
*)
*)
*) N3 types
50
1,97
62,5
2,46
15
0,59
14
0,55
12
0,47
22
0,87
127
178
108
8
min 20
min 0,79
166,5 / 105
6,56 / 4,13 6
0,24
5
167
6,57
7,01
4,25
0,31
8
0,31
*)
167
6,57
251...380 (OXP12x280)
9,84...14,96
131,5
5,18
54
80
70
274
10,79
2,13
2,76
3,15
OT1000/1250/1600E_
[mm/in]
01
02
03
04
11
12
13
22
03W4
04W4
03W8
04W8
A
174,50/6,87 254,50/10,02 334,50/13,17 414,50/16,32 254,50/10,02 334,50/13,17 414,50/16,32 414,50/16,32 454,50/17,89 594,50/23,41 544,50/21,44 729,50/28,72
B
80/3,15
80/3,15
80/3,15
80/3,15
80/3,15
80/3,15
140/5,51
140/5,51
185/7,28
185/7,28
A1
134/5,28
214/8,43
294/11,57
374/14,72
214/8,43
294/11,57
374/14,72
374/14,72
414/16,30
554/21,81
504/19,84
689/27,13
B1
164/6,46
244/9,61
324/12,76
404/15,91
244/9,61
324/12,76
404/15,91
404/15,91
444/17,48
584/22,99
534/21,02
719/28,31
C1
190/7,48
270/10,63
350/13,78
430/16,93
270/10,63
350/13,78
430/16,93
430/16,93
470/18,50
610/24,02
560/22,05
745/29,33
M00135/OT800U-1600E G
OT800U_P and OT1200U_P
Main dimensions mm, inches
OT800/1200 U_P
[mm/in]
01
02
03
04
11
12
13
22
A
174,50/6,87
254,50/10,02 334,50/13,17
414,50/16,32
254,50/10,02 334,50/13,17
414,50/16,32
414,50/16,32
B
80/3,15
80/3,15
80/3,15
80/3,15
80/3,15
80/3,15
A1
134/5,28
214/8,43
294/11,57
374/14,72
214/8,43
294/11,57
374/14,72
374/14,72
B1
164/6,46
244/9,61
324/12,76
404/15,91
244/9,61
324/12,76
404/15,91
404/15,91
C1
190/7,48
270/10,63
350/13,78
430/16,93
270/10,63
350/13,78
430/16,93
430/16,93
M00135/OT800U-1600E G
mm
in
13,5
0,53
22,5
11
0,89
20
0,79
40
1,57
6
0,24
OT1000-1250E_
50
1,97
306
12,05
OT1600E_
372
14,65
0,43
3,27
83
122
4,80
82
3,23
116
4,57
206
8,11
189
7,44
A
50
1,97
M8
5/16
*)
*)
B
223,2
122
B1
8,79
4,80
176
135
C1
5,31
6,93
232
107
A1
4,21
9,13
176
55
C1
2,17
6,93
223,2
B1
8,79
1,65
42
232
27
A1
1,06
9,13
42
1,65
82
3,23
116
4,57
206
8,11
109
4,29
A
B
M8
5/16
50
1,97
*)
*)
*) N3 types
50
1,97
62,5
2,46
15
0,59
14
0,55
12
0,47
22
0,87
127
178
108
8
min 20
min 0,79
166,5 / 105
6,56 / 4,13 6
0,24
5
167
6,57
7,01
4,25
0,31
8
0,31
*)
167
6,57
251...380 (OXP12x280)
9,84...14,96
131,5
5,18
54
80
70
274
10,79
2,13
2,76
3,15
OT1000/1250/1600E_
[mm/in]
01
02
03
04
11
12
13
22
03W4
04W4
03W8
04W8
A
174,50/6,87 254,50/10,02 334,50/13,17 414,50/16,32 254,50/10,02 334,50/13,17 414,50/16,32 414,50/16,32 454,50/17,89 594,50/23,41 544,50/21,44 729,50/28,72
B
80/3,15
80/3,15
80/3,15
80/3,15
80/3,15
80/3,15
140/5,51
140/5,51
185/7,28
185/7,28
A1
134/5,28
214/8,43
294/11,57
374/14,72
214/8,43
294/11,57
374/14,72
374/14,72
414/16,30
554/21,81
504/19,84
689/27,13
B1
164/6,46
244/9,61
324/12,76
404/15,91
244/9,61
324/12,76
404/15,91
404/15,91
444/17,48
584/22,99
534/21,02
719/28,31
C1
190/7,48
270/10,63
350/13,78
430/16,93
270/10,63
350/13,78
430/16,93
430/16,93
470/18,50
610/24,02
560/22,05
745/29,33
M00135/OT800U-1600E G
mm
in
13,5
0,53
22,5
11
0,89
20
0,79
40
1,57
6
0,24
OT1000-1250E_
50
1,97
306
12,05
OT1600E_
372
14,65
0,43
3,27
83
122
4,80
82
3,23
116
4,57
206
8,11
189
7,44
A
50
1,97
M8
5/16
*)
*)
B
223,2
122
B1
8,79
4,80
176
135
C1
5,31
6,93
232
107
A1
4,21
9,13
176
55
C1
2,17
6,93
223,2
B1
8,79
1,65
42
232
27
A1
1,06
9,13
42
1,65
82
3,23
116
4,57
206
8,11
109
4,29
A
B
M8
5/16
50
1,97
*)
*)
*) N3 types
50
1,97
62,5
2,46
15
0,59
14
0,55
12
0,47
22
0,87
127
178
108
8
min 20
min 0,79
166,5 / 105
6,56 / 4,13 6
0,24
5
167
6,57
7,01
4,25
0,31
8
0,31
*)
167
6,57
251...380 (OXP12x280)
9,84...14,96
131,5
5,18
54
80
70
274
10,79
2,13
2,76
3,15
OT1000/1250/1600E_
[mm/in]
01
02
03
04
11
12
13
22
03W4
04W4
03W8
04W8
A
174,50/6,87 254,50/10,02 334,50/13,17 414,50/16,32 254,50/10,02 334,50/13,17 414,50/16,32 414,50/16,32 454,50/17,89 594,50/23,41 544,50/21,44 729,50/28,72
B
80/3,15
80/3,15
80/3,15
80/3,15
80/3,15
80/3,15
140/5,51
140/5,51
185/7,28
185/7,28
A1
134/5,28
214/8,43
294/11,57
374/14,72
214/8,43
294/11,57
374/14,72
374/14,72
414/16,30
554/21,81
504/19,84
689/27,13
B1
164/6,46
244/9,61
324/12,76
404/15,91
244/9,61
324/12,76
404/15,91
404/15,91
444/17,48
584/22,99
534/21,02
719/28,31
C1
190/7,48
270/10,63
350/13,78
430/16,93
270/10,63
350/13,78
430/16,93
430/16,93
470/18,50
610/24,02
560/22,05
745/29,33
M00135/OT800U-1600E G
114
ABB SWITCH-DISCONNECTORS – HIGH PERFORMANCE, COMPACT SOLUTION
114
ABB SWITCH-DISCONNECTORS – HIGH PERFORMANCE, COMPACT SOLUTION