| データシートサーチシステム |
|
RA4E2 データシート(PDF) 81 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RA4E2 データシート(HTML) 81 Page - Renesas Technology Corp |
|
81 / 91 page ![]() INDEX AREA (D/2 X E/2) D SEATING PLANE ccc C bbb C A B ddd C e b(48X) E2 D2 L(48X) K(48X) C aaa C B 2X aaa C (A3) A1 A eee C fff C A B fff C A B A EXPOSED DIE PAD 1 12 24 25 36 37 48 E 13 2X 48X 36 25 13 12 1 48 37 24 Reference Symbol Dimension in Millimeters Min. Nom. Max. A - - 0.80 A1 0.00 0.02 0.05 A3 0.203 REF. b 0.20 0.25 0.30 D 7.00 BSC E 7.00 BSC e 0.50 BSC L 0.30 0.40 0.50 K 0.20 - - D2 5.25 5.30 5.35 E2 5.25 5.30 5.35 aaa 0.15 bbb 0.10 ccc 0.10 ddd 0.05 eee 0.08 fff 0.10 JEITA Package code RENESAS code MASS(TYP.)[g] P-HWQFN048-7x7-0.50 PWQN0048KC-A 0.13 g Figure A2.2 QFN 48-pin RA4E2 Datasheet Appendix 2. Package Dimensions R01DS0413EJ0150 Rev.1.50 May 29, 2026 Page 81 of 91 |