| データシートサーチシステム |
|
RA4L1 データシート(PDF) 116 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RA4L1 データシート(HTML) 116 Page - Renesas Technology Corp |
|
116 / 125 page ![]() E1 1 2 3 4 5 6 7 8 A B C D E F G H ccc C ddd C C φ eee C A B φ fff C n x φb aaa C 4X B E INDEX AREA 外形図 Outline drawing Renesasコード PLBG0064JD-A ルネサスエレクトロニクス株式会社 Renesas Electronics Corporation RDK-G-001881 1/1 JEITA Package code RENESAS code MASS(TYP.)[g] P-LFBGA64-5.5x5.5-0.65 PLBG0064JD-A 0.08 Reference Symbol Dimension in Millimeters Min. Nom. Max. D - 5.50 - E - 5.50 - D1 - 4.55 - E1 - 4.55 - A - - 1.40 A1 0.20 - - b 0.31 0.36 0.41 e - 0.65 - aaa - - 0.15 ccc - - 0.10 ddd - - 0.10 eee - - 0.15 fff - - 0.08 n - 64 - Figure A2.5 BGA 64-pin RA4L1 Datasheet Appendix 2. Package Dimensions R01DS0447EJ0131 Rev.1.31 May 26, 2026 Page 116 of 125 |