| データシートサーチシステム |
|
RA4M3 データシート(PDF) 21 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RA4M3 データシート(HTML) 21 Page - Renesas Technology Corp |
|
21 / 98 page ![]() Table 1.16 Pin list (3 of 4) Power, System, Clock, Debug, CAC I/O ports Ex. Interrupt SCI/IIC/SPI/CAN/USBFS/QSPI/SSIE/ SDHI/MMC GPT/AGT/RTC ADC12/DAC12 CTSU 90 F4 62 39 D1 VCC — — — — — — 91 D4 63 40 F1 VSS — — — — — — 92 H4 64 41 E1 VCL — — — — — — 93 H3 — — — — P605 — — AGTO4 — — 94 H2 — — — — P604 — CTS9 AGTEE4 — — 95 J3 — — — — P603 — CTS9_RTS9/SS9 GTIOC7A/AGTIO4 — — 96 J1 65 — — — P602 — TXD9/MOSI9/SDA9 GTIOC7B/AGTO3 — — 97 J2 66 — — — P601 — RXD9/MISO9/SCL9 GTIOC6A/AGTEE3 — — 98 K1 67 — — CACREF/CLKOUT P600 — SCK9 GTIOC6B/AGTIO3 — — 99 J4 — — — VCC — — — — — — 100 G4 — — — VSS — — — — — — 101 K2 68 — — — P107 — — AGTOA0 — — 102 L1 69 42 D3 — P106 — — AGTOB0 — — 103 K3 70 43 E3 — P105 IRQ0 — GTETRGA/GTIOC1A/AGTO2 — — 104 L2 71 44 F3 — P104 IRQ1 QIO2 GTETRGB/GTIOC1B/AGTEE2 — — 105 M1 72 45 F2 — P103 — CTS0_RTS0/SS0/CTX0/QIO3 GTOWUP/GTIOC2A/AGTIO2 — — 106 L3 73 46 G3 — P102 — SCK0/CRX0/QIO0 GTOWLO/GTIOC2B/AGTO0 ADTRG0 — 107 M2 74 47 G2 — P101 IRQ1 TXD0/MOSI0/SDA0/CTS1_RTS1/SS1/QIO1 GTETRGB/GTIOC5A/AGTEE0 — — 108 N1 75 48 G1 — P100 IRQ2 RXD0/MISO0/SCL0/SCK1/QSPCLK GTETRGA/GTIOC5B/AGTIO0 — — 109 N2 — — — — P800 — CTS0 AGTOA4 — — 110 N3 — — — — P801 — — AGTOB4 — — 111 K4 — — — VCC — — — — — — 112 K5 — — — VSS — — — — — — 113 M3 76 49 H1 CACREF P500 — USB_VBUSEN/QSPCLK GTIU/AGTOA0 AN116 — 114 M4 77 — — — P501 IRQ11 USB_OVRCURA/QSSL GTIV/AGTOB0 AN117 — 115 L4 78 — — — P502 IRQ12 USB_OVRCURB/QIO0 GTIW/AGTOA2 AN118 — 116 L6 79 — — — P503 — USB_EXICEN/QIO1 GTETRGC/AGTOB2 AN119 — 117 N4 80 — — — P504 — USB_ID/QIO2 GTETRGD/AGTOA3 AN120 — 118 L5 81 — — — P505 IRQ14 QIO3 AGTOB3 AN121 — 119 N5 — — — — P506 IRQ15 — — AN122 — 120 M5 — — — — P507 — — — — — 121 K6 82 50 D1 VCC — — — — — — 122 K7 83 51 F1 VSS — — — — — — 123 N6 84 52 H2 — P015 IRQ13 — — AN013/DA1 — 124 M6 85 53 H3 — P014 — — — AN012/DA0 — 125 M7 86 54 G4 VREFL — — — — — — 126 N7 87 55 H4 VREFH — — — — — — 127 L7 88 56 F4 AVCC0 — — — — — — 128 L8 89 57 F5 AVSS0 — — — — — — 129 M8 90 58 G5 VREFL0 — — — — — — 130 N8 91 59 H5 VREFH0 — — — — — — 131 M9 — — — — P009 IRQ13-DS — — AN009 — 132 K8 92 — — — P008 IRQ12-DS — — AN008 — 133 L9 93 — — — P007 — — — AN007 — 134 N9 94 — — — P006 IRQ11-DS — — AN006 — 135 L10 95 — — — P005 IRQ10-DS — — AN005 — 136 M10 96 60 G6 — P004 IRQ9-DS — — AN004 — 137 N10 97 61 H6 — P003 — — — AN003 — 138 M11 98 62 G7 — P002 IRQ8-DS — — AN002/AN102 — RA4M3 Datasheet 1. Overview R01DS0368EJ0150 Rev.1.50 Apr 25, 2025 Page 21 of 98 |