データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AS7058 データシート(PDF) 38 Page - ams-OSRAM AG

部品番号 AS7058
部品情報  IC for PPG, ECG and body impedance measurement
PDF  199 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
ホームページ  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG

AS7058 データシート(HTML) 38 Page - ams-OSRAM AG

Back Button AS7058 Datasheet HTML 34Page - ams-OSRAM AG AS7058 Datasheet HTML 35Page - ams-OSRAM AG AS7058 Datasheet HTML 36Page - ams-OSRAM AG AS7058 Datasheet HTML 37Page - ams-OSRAM AG AS7058 Datasheet HTML 38Page - ams-OSRAM AG AS7058 Datasheet HTML 39Page - ams-OSRAM AG AS7058 Datasheet HTML 40Page - ams-OSRAM AG AS7058 Datasheet HTML 41Page - ams-OSRAM AG AS7058 Datasheet HTML 42Page - ams-OSRAM AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 38 / 199 page
background image
AS7058
Functional description
Datasheet • PUBLIC • Document Feedback
DS001077 • v2-00 • 2025-Sep-24
38 / 199
/
7.5.2.2
Tripple measurement
The Tripple Measurement function measures three different values within a subsample. The
first measurement is an ambient light measurement with the LED disabled. The result of this
sampling is stored temporarily to the device. The ambient light measurement is followed then
by a measurement where the LED is enabled with the predefined LED current. Its
measurement results is again stored temporarily to the device memory. The last part of a
Tripple Measurement is again an ambient light measurement where the LEDs are disabled. Its
result is also stored temporarily to the device memory and used for the calculation for the final
measurement value which is stored to the FIFO memory. The calculation of the value stored to
the FIFO memory is shown in Equation 2.
Equation 2: Tripple measurement result calculation
������������������������������������������������ = ������������������������
������������ −
������������������������
������������������1
2
−
������������������������
������������������2
2
������������������������������������������������ … ������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������ ������������������������������������
������������������������
������������ … ������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������ ������������ ������ℎ������������������
������������������������
������������������1 … ������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������ ������������������ ������ℎ������������������
������������������������
������������������2 … ������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������ ������������������ ������ℎ������������������
The assignment of the photodiodes is for all three measurements the same. The programmed
DAC offset current is used for the second measurement but can also be used for the first and
third measurement (DIS_LEDOFF = 1). Alternatively, it is possible to use also a different value
during the LED off measurement phases which is stored to IOS_LEDOFF register if register
DIS_LEDOFF bit is cleared.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More